công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA E65FP-DBFA-24-3A4B bảng dữ liệu (PDF) - ams-OSRAM AG

LA E65FP-DBFA-24-3A4B Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
tên linh kiện LA E65FP-DBFA-24-3A4B
tải về  LA E65FP-DBFA-24-3A4B tải về
kích thước tập tin   1826.86 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Power TOPLED® Lens

LA E65FP-DBFA-24-3A4B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LA E65FP-DBFA-24-3A4B Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

tên linh kiện LA E65FP-DBFA-24-3A4B
tải về  LA E65FP-DBFA-24-3A4B Click to download

kích thước tập tin   1826.86 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Power TOPLED® Lens

LA E65FP-DBFA-24-3A4B bảng dữ liệu (HTML) - ams-OSRAM AG


LA E65FP-DBFA-24-3A4B Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
- Automotive Aftermarket - Static Signaling
Features
- Package: white PLCC-4 package, colorless clear resin
- Chip technology: Thinfilm
- Typ. Radiation: 60°
- Color: λdom = 617 nm (● amber)
- Corrosion Robustness Class: 3B
- Qualifications: AEC-Q102 Qualified
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)





Số phần tương tự - LA E65FP-DBFA-24-3A4B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams-OSRAM AG
LA E65F-DAFA-24-3A4B AMSOSRAM-LA E65F-DAFA-24-3A4B Datasheet
1Mb / 22P
Power TOPLED® Lens
Version 1.6 2020-01-15
More results


Mô tả tương tự - LA E65FP-DBFA-24-3A4B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LA-E65F-CBEA-24 OSRAM-LA-E65F-CBEA-24 Datasheet
546Kb / 21P
Power TOPLED Lens
LS-E63B-BBCB-1-1-Z OSRAM-LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet
479Kb / 20P
Power TOPLED Lens
LYE63F OSRAM-LYE63F Datasheet
594Kb / 22P
Power TOPLED Lens
LAE65F OSRAM-LAE65F_17 Datasheet
576Kb / 21P
Power TOPLED Lens
LAE65FP OSRAM-LAE65FP Datasheet
569Kb / 21P
Power TOPLED Lens
LTE63C OSRAM-LTE63C Datasheet
647Kb / 22P
Power TOPLED Lens
LAE63F OSRAM-LAE63F_16 Datasheet
405Kb / 22P
Power TOPLED Lens
LAE65B OSRAM-LAE65B Datasheet
532Kb / 20P
Power TOPLED Lens
LAE65F-DUALBINNING OSRAM-LAE65F-DUALBINNING Datasheet
611Kb / 21P
Power TOPLED Lens
logo
ams AG
LBM673 AMSCO-LBM673 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
Version 1.7 2022-08-03
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com